| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SPT7720 Fiches technique(PDF) 4 Page - Cadeka Microcircuits LLC. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPT7720 Fiches technique(HTML) 4 Page - Cadeka Microcircuits LLC. |
|
4 / 10 page ![]() 4 5/9/01 SPT7720 Figure 1 – Timing Diagram – Single-Channel Mode Figure 2 – Timing Diagram – Dual-Channel Mode ENCODE N1 N+1 N+2 N N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 DA0 DA7 OUTPUT DATA ENCODE N N+2 N+1 N1 N2 N3 N4 N5 tV tPD tA DA0 DA7 OUTPUT DATA DB0 DB7 OUTPUT DATA INTERLEAVED DATA OUT N2 N N4 N6 N1 N3 N5 DS ENCODE N1 N+1 N+2 N N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 ENCODE tV tPD tA tHDS tSDS tPWDS tHDS tSDS |