| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BNC-R Fiches technique(PDF) 8 Page - DDK Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BNC-R Fiches technique(HTML) 8 Page - DDK Ltd. |
|
8 / 13 page ![]() ● ● BNC Series Unit : mm ■ Receptacle P/N φB Finish Shell Contact BNC-R 3.1 Ag Ag BNC-R-Ni 3.1 Ni Ag UG-290/U M2.6 Ag Ag UG-290/U-Ni-1 M2.6 Ni Ag P/N Finish Shell Contact BNC-LR Ag Ag BNC-LR-Ni Ni Ag P/N Finish Note Shell Contact BNC-R-PC-4 Ni Ag Locating pins(4pcs):Tin- lead plating BNC-R-PC-4-Ag Ni Ag Locating pins(4pcs):Ag plating BNC-R-PC-4-CAu Ni Au Locating pins(4pcs):Tin- lead plating 4-φB 2.3 15.8 26.3 12.7 □ 17.5 12.7 ± 0.05 4-φ3.0 +0.1 -0 φ9.0 +0.1 -0 Mounting Hole 12.7 12.7 ± 0.05 4-φ3.0 +0.1 -0 φ9.0 +0.1 -0 23 Mounting Hole 2.5 13.3 2.3 5.08 ± 0.05 5-φ1.2 +0.1 -0 10.16 +0.1 -0 PCB Mounting Dimensions 8 |