Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SA1306 Fiches technique(PDF) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

No de pièce 2SA1306
Description  Silicon PNP Power Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
Site Internet  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

2SA1306 Fiches technique(HTML) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

  2SA1306 Datasheet HTML 1Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SA1306 Datasheet HTML 2Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SA1306 Datasheet HTML 3Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Product Specification
www.jmnic.com
JMnic
Silicon PNP Power Transistors
2SA1306 2SA1306A 2SA1306B
CHARACTERISTICS
Tj=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
2SA1306
-160
2SA1306A
-180
V(BR)CEO
Collector-emitter
breakdown voltage
2SA1306B
IC=10mA , IB=0
-200
V
VCEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=-0.5A, IB=-50mA
-1.5
V
VBE
Base-emitter voltage
IC=-0.5A ,VCE=-5V
-1.0
V
ICBO
Collector cut-off current
VCB=-160V, IE=0
-1.0
μA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=-5V; IC=0
-1.0
μA
hFE
DC current gain
IC=-0.1A ; VCE=-5V
70
240
Cob
Output capacitance
IE=0 ; VCB=-10V,f=1MHz
30
pF
fT
Transition frequency
IC=-0.1A ; VCE=-10V
100
MHz
hFE Classifications
O
Y
70-140
120-240



Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com