Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SA877 Fiches technique(PDF) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

No de pièce 2SA877
Description  Silicon PNP Power Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
Site Internet  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

2SA877 Fiches technique(HTML) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

  2SA877 Datasheet HTML 1Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SA877 Datasheet HTML 2Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SA877 Datasheet HTML 3Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
JMnic
Product Specification
2
Silicon PNP Power Transistors
2SA877 2SA878
CHARACTERISTICS
Tj=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
2SA877
-80
V(BR)CEO
Collector-emitter
breakdown voltage
2SA878
IC=-0.1A ;IB=0
-120
V
V(BR)EBO
Emitter-base breakdown voltage
IE=-1mA ;IC=0
-6
V
VCEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=-5A; IB=-0.5A
-2.0
V
2SA877
VCB=-80V; IE=0
ICBO
Collector cut-off current
2SA878
VCB=-120V; IE=0
-0.1
mA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=-6V; IC=0
-0.1
mA
hFE
DC current gain
IC=-3A ; VCE=-4V
50
COB
Output capacitance
IE=0 ; VCB=-10V; f=1.0MHz
255
pF
fT
Transition frequency
IC=-1A ; VCE=-12V
15
MHz



Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com