| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
2SC4617 Fiches technique(PDF) 5 Page - Motorola, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2SC4617 Fiches technique(HTML) 5 Page - Motorola, Inc |
|
5 / 6 page ![]() 2SC4617 5 Motorola Small–Signal Transistors, FETs and Diodes Device Data PACKAGE DIMENSIONS CASE 463–01 ISSUE A SOT–416/SC–90 DIM MIN MAX MIN MAX INCHES MILLIMETERS A 0.70 0.80 0.028 0.031 B 1.40 1.80 0.055 0.071 C 0.60 0.90 0.024 0.035 D 0.15 0.30 0.006 0.012 G 1.00 BSC 0.039 BSC H ––– 0.10 ––– 0.004 J 0.10 0.25 0.004 0.010 K 1.45 1.75 0.057 0.069 L 0.10 0.20 0.004 0.008 S 0.50 BSC 0.020 BSC NOTES: 1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982. 2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER. M 0.20 (0.008) B –A– –B– S D G 3 PL 0.20 (0.008) A K J L C H 3 2 1 STYLE 1: PIN 1. BASE 2. EMITTER 3. COLLECTOR |