| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST2123 Fiches technique(PDF) 7 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST2123 Fiches technique(HTML) 7 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH |
|
7 / 8 page ![]() 01-Jun-2002 Rev. A Page 7of 8 ht tp://www.SeCoSGmbH.com/ Any changing of specification will not be informed individual Elektronische Bauelemente ST2123 CMOS Positive Voltage Regulator External Resistor Divider Table R1(K Ohm) 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 Vout R2(K Ohm)=(1.215*R1(K Ohm))/(VOUT-1.215) 1.30 14.29 28.59 71.47 142.94 285.88 714.71 1.35 9.00 18.00 45.00 90.00 180.00 450.00 1.40 6.57 13.14 32.84 65.68 131.35 328.38 1.45 5.17 10.34 25.85 51.70 103.40 258.51 517.02 1.50 4.26 8.53 21.32 42.63 85.26 213.16 426.32 852.63 1.55 3.63 7.25 18.13 36.27 72.54 181.34 362.69 725.37 1.60 3.16 6.31 15.78 31.56 63.12 157.79 315.58 631.17 1.65 2.79 5.59 13.97 27.93 55.86 139.66 279.31 558.62 1.70 2.51 5.01 12.53 25.05 50.10 125.26 250.52 501.03 1.75 2.27 4.54 11.36 22.71 45.42 113.55 227.10 454.21 1.80 2.08 4.15 10.38 20.77 41.54 103.85 207.69 415.38 1.85 1.91 3.83 9.57 19.13 38.27 95.67 191.34 382.68 1.90 1.77 3.55 8.87 17.74 35.47 88.69 177.37 354.74 1.95 1.65 3.31 8.27 16.53 33.06 82.65 165.33 330.61 826.53 2.00 1.55 3.10 7.74 15.48 30.96 77.39 154.78 309.55 773.89 2.05 1.46 2.91 7.28 14.55 29.10 72.75 145.51 291.02 727.54 2.10 1.37 2.75 6.86 13.73 27.46 68.64 137.29 274.58 686.44 2.15 1.30 2.60 6.50 12.99 25.99 64.97 129.95 259.89 649.73 2.20 1.23 2.47 6.17 12.34 24.67 61.68 123.35 246.70 616.75 2.25 1.71 2.35 5.87 11.74 23.48 58.70 117.39 234.78 586.96 2.30 1.12 2.24 5.60 11.20 22.40 55.99 111.98 223.96 559.91 2.35 1.07 2.14 5.35 10.70 21.41 53.52 107.05 214.10 535.24 2.40 1.03 2.05 5.13 10.25 20.51 51.27 102.53 205.06 512.66 2.45 0.98 1.97 4.92 9.84 19.68 49.19 98.38 196.76 491.90 2.50 0.95 1.89 4.73 9.46 18.91 47.28 94.55 189.11 472.76 2.55 0.91 1.82 4.55 9.10 18.20 45.51 91.01 182.02 455.06 2.60 0.88 1.75 4.39 8.77 17.55 43.86 87.73 175.45 438.63 877.26 2.65 0.85 1.69 4.23 8.47 16.93 42.33 84.67 169.34 423.34 846.69 2.70 0.82 1.64 4.09 8.18 16.36 40.91 81.82 163.64 409.09 818.18 2.75 0.79 1.58 3.96 7.92 15.83 39.58 79.15 158.31 395.77 791.53 2.80 0.77 1.53 3.83 7.67 15.33 38.33 76.66 153.31 383.28 766.56 2.85 0.74 1.49 3.72 7.43 14.86 37.16 74.13 148.62 371.56 743.12 2.90 0.72 1.44 3.61 7.21 14.42 36.05 72.11 144.21 360.53 721.07 2.95 0.70 1.40 3.50 7.00 14.01 35.01 70.03 140.06 350.14 700.29 3.00 0.68 1.36 3.40 6.81 13.61 34.03 68.07 136.13 340.34 680.67 3.05 0.66 1.32 3.31 6.62 13.24 33.11 66.21 132.43 331.06 662.13 3.10 0.64 1.29 3.22 6.45 12.89 32.23 64.46 128.91 322.28 644.56 3.15 0.63 1.26 3.14 6.28 12.56 31.40 62.79 125.58 313.95 627.91 3.20 0.61 1.22 3.06 6.12 12.24 30.60 61.21 122.42 306.05 612.09 3.25 0.60 1.19 2.99 5.97 11.94 29.85 59.71 119.41 298.53 597.05 3.30 0.58 1.17 2.91 5.83 11.65 11.65 58.27 116.55 291.37 582.73 |