Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MMSZ5239B Fiches technique(PDF) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

No de pièce MMSZ5239B
Description  Surface Mount Zener Diode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Site Internet  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

MMSZ5239B Fiches technique(HTML) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  MMSZ5239B Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH MMSZ5239B Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH MMSZ5239B Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changing of specification will not be informed individual
1
10
100
1000
1
10
100
PULSE WIDTH (ms)
Fig. 4 Maximum Non-repetitive Surge Power
1000
1
10
100
1000
110
100
V , NOMINAL ZENER VOLTAGE (V)
Z
Fig. 3 Zener Voltage vs. Zener Impedence
I = 1.0mA
Z
0
10
20
30
0
V , ZENER VOLTAGE (V)
Z
Fig. 6 Zener Breakdown Characteristics
10
20
30
40
T = 25°C
j
Test current I
Z
10
12
18
22
27
33
36
15
39
Nominal Zener Voltage
0
10
20
30
40
50
01
2
3
4
5
6
7
89
10
V , ZENER VOLTAGE (V)
Z
Fig. 5 Zener Breakdown Characteristics
T = 25°C
j
5V6
6V8
8V2
Test Current I
Z
20mA
01-Jun-2002 Rev. A
Page 3 of 3



Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com