Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BC558 Fiches technique(PDF) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

No de pièce BC558
Description  Elektronische Bauelemente
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Site Internet  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

BC558 Fiches technique(HTML) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  BC558 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH BC558 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH BC558 Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Any changing of specification will not be informed individual
BC556, B, C
BC557, A, B, C
http://www.SeCoSGmbH.com
Elektronische Bauelemente
D
b
D1
e
e1
TO-92 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
Symbol
A
A1
b
c
D
D1
E
e
e1
L
Ö
Min
3.300
1.100
0.380
0.360
4.400
3.430
4.300
2.440
14.100
0.000
Max
3.700
1.400
0.550
0.510
4.700
4.700
2.640
14.500
1.600
0.380
Min
0.130
0.043
0.015
0.014
0.173
0.135
0.169
0.096
0.555
0.000
Max
0.146
0.055
0.022
0.020
0.185
0.185
0.104
0.571
0.063
0.015
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
0.050TYP
1.270TYP
φ
BC558, A, B, C
01-Jun-2002 Rev. A
Page 3 of 3



Html Pages

1 2 3