| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
UM0068 Fiches technique(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM0068 Fiches technique(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 17 page ![]() UM0068 Running the USB low speed evaluation board 11/15 12 PC4 13 PC3 14 PC2 PC2 15 OSCIN OSCIN 16 OSCOUT OSCOUT 17 VSS VSS 18 VDD VDD 19 PC1 PC1 20 PC0 PC0 21 PB7 PB7 22 PB6 PB6 23 PB5 PB5 24 PB4 PB4 25 PB3 PB3 26 PB2 PB2 27 PB1 PB1 28 PB0 PB0 29 PA7 PA7 30 PA6 PA6 31 PA5 PA5 32 PA4 PA4 33 PA3 PA3 34 PA2 PA2 35 PA1 PA1 36 PA0 PA0 37 RESET RESET 38 VSSA 39 USBDM USBDM 40 USBDP USBDP 41 USBVCC USBVCC 42 VDDA VDDA 43 An.Trim. An.Trim. Table 1. Description of evaluation board probing points (continued) Probing point ST7262xxx ST7263Bxx |