Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

337AXZ025M Fiches technique(PDF) 2 Page - Illinois Capacitor, Inc.

No de pièce 337AXZ025M
Description  105째C Low Impedance Surface Mount Chip Aluminum Electrolytic Capacitors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ILLINOISCAPACITOR [Illinois Capacitor, Inc.]
Site Internet  http://www.illinoiscapacitor.com
Logo ILLINOISCAPACITOR - Illinois Capacitor, Inc.

337AXZ025M Fiches technique(HTML) 2 Page - Illinois Capacitor, Inc.

  337AXZ025M Datasheet HTML 1Page - Illinois Capacitor, Inc. 337AXZ025M Datasheet HTML 2Page - Illinois Capacitor, Inc. 337AXZ025M Datasheet HTML 3Page - Illinois Capacitor, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
3757 W. Touhy Ave., Lincolnwood, IL 60712 • (847) 675-1760 • Fax (847) 673-2850 • www.illcap.com
21
®
AXZ
DxL (mm)
WVDC
(SV)
(µF)
6.3
10
16
25
35
50
(7.9)
(13)
(20)
(32)
(44)
(63)
1
4x5.8
2.2
4x5.8
3.3
4x5.8
4.7
4x5.8
5x5.8
6.8
5x5.8
10
4x5.8
5x5.8
6.3x5.8
15
4x5.8
5x5.8
6.3x5.8
22
4x5.8
5x5.8
6.3x5.8
27
4x5.8
5x5.8
6.3x5.8
6.3x7.7
33
5x5.8
6.3x5.8
6.3x7.7
47
5x5.8
6.3x5.8
6.3x7.7
56
5x5.8
6.3x5.8
6.3x7.7
8x10.2
68
6.3x5.8
6.3x7.7
8x10.2
100
6.3x5.8
6.3x7.7
8x10.2
150
6.3x5.8
6.3x7.7
8x10.2
10x10.2
220
6.3x5.8
6.3x7.7
8x10.2
10x10.2
330
6.3x7.7
10x7.7
8x10.2
10x10.2
470
8x10.2
10x10.2
680
8x10.2
10x10.2
1000
8x10.2
10x10.2
1500
10x10.2
DIMENSIONS
4
5
6.3
6.3
8
10
5.8 +0.1/-0.2
5.8 +0.1/-0.2
5.8 +0.3 MAX
7.7 +0.3 MAX
10.2 +0.3 MAX
10.2 +0.3 MAX
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
10.3
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
10.3
5.0
6.0
7.3
7.3
9.0
11.0
1.0
1.4
2.2
2.2
3.2
4.6
0.5~0.8
0.5~0.8
0.5~0.8
0.5~0.8
0.7~1.0
0.7~1.0
(mm)
D+0.5 MAX
L
W±0.2
H±0.2
C±0.2
R
P±0.2
0.3 MAX
W
L
R
(+)
+105°C Low Impedance
Surface Mount
Chip Aluminum
Electrolytic Capacitors
PHYSICAL DIMENSIONS



Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com