Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SC4512 Fiches technique(PDF) 2 Page - Savantic, Inc.

No de pièce 2SC4512
Description  Silicon NPN Power Transistors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Site Internet  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

2SC4512 Fiches technique(HTML) 2 Page - Savantic, Inc.

  2SC4512 Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. 2SC4512 Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. 2SC4512 Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc. 2SC4512 Datasheet HTML 4Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
2
Silicon NPN Power Transistors
2SC4512
CHARACTERISTICS
Tj=25
unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
V(BR)CEO
Collector-emitter breakdown voltage
IC=25mA; RBE=6
80
V
VCE(sat)
Collector-emitter saturation voltage
IC=2A; IB=0.2A
0.5
V
ICBO
Collector cut-off current
VCB=120V ;IE=0
10
µA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=6V; IC=0
10
µA
hFE
DC current gain
IC=2A ; VCE=4V
50
COB
Collertor output capacitance
f=1MHz; VCB=10V
110
pF
fT
Transition frequency
IE=-0.5A ; VCE=12V
20
MHz
Switching times
ton
Turn-on time
0.16
µs
tstg
Storage time
2.60
µs
tf
Fall time
VCC=30V; IC=3A
IB1=-IB2=0.3A
RL=10B
0.34
µs
hFE Classifications
O
P
Y
50-100
70-140
90-180



Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com