| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AX2000-1CS896PP Fiches technique(PDF) 123 Page - Actel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX2000-1CS896PP Fiches technique(HTML) 123 Page - Actel Corporation |
|
123 / 226 page ![]() Axcelerator Family FPGAs v2.7 3-17 TDO C4 TMS C3 TRST C5 VCCA D14 VCCA F10 VCCA F4 VCCA F7 VCCA F8 VCCA F9 VCCA G11 VCCA G6 VCCA H11 VCCA H6 VCCA J11 VCCA J6 VCCA K11 VCCA K6 VCCA L10 VCCA L7 VCCA L8 VCCA L9 VCCA N3 VCCA P14 VCCPLA C7 VCCPLB D6 VCCPLC A10 VCCPLD D10 VCCPLE P10 VCCPLF N11 VCCPLG T7 VCCPLH N7 VCCDA A11 VCCDA A2 VCCDA C13 VCCDA D9 VCCDA H1 VCCDA J15 VCCDA N14 256-Pin FBGA AX250 Function Pin Number VCCDA N8 VCCDA P4 VCCDA R11 VCCDA R5 VCCIB0 E6 VCCIB0 E7 VCCIB0 E8 VCCIB1 E10 VCCIB1 E11 VCCIB1 E9 VCCIB2 F12 VCCIB2 G12 VCCIB2 H12 VCCIB3 J12 VCCIB3 K12 VCCIB3 L12 VCCIB4 M10 VCCIB4 M11 VCCIB4 M9 VCCIB5 M6 VCCIB5 M7 VCCIB5 M8 VCCIB6 J5 VCCIB6 K5 VCCIB6 L5 VCCIB7 F5 VCCIB7 G5 VCCIB7 H5 VCOMPLA A7 VCOMPLB D7 VCOMPLC B9 VCOMPLD D11 VCOMPLE T10 VCOMPLF N10 VCOMPLG R8 VCOMPLH N6 VPUMP A14 256-Pin FBGA AX250 Function Pin Number |