| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
VN02H Fiches technique(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VN02H Fiches technique(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 10 page ![]() DIM. mm inch MIN TYP MAX MIN TYP MAX A 4.30 4.80 0.169 0.189 C 1.17 1.37 0.046 0.054 D 2.40 2.80 0.094 0.110 E 0.35 0.55 0.014 0.021 F 0.80 1.05 0.031 0.041 F2 1.10 1.40 0.043 0.055 F3 1.25 1.55 0.049 0.061 G 3.20 3.60 0.126 0.142 G1 6.60 7.00 0.260 0.275 H1 9.30 9.70 0.366 0.382 H2 10.40 0.409 H3 10.05 10.40 0.396 0.409 L2 23.05 23.80 0.907 0.937 L3 25.30 26.10 0.996 1.027 L4 0.90 2.90 0.035 0.114 L5 2.60 3.00 0.102 0.118 L6 15.10 15.80 0.594 0.622 L7 6.00 6.60 0.236 0.260 V4 90 o 90 o Diam. 3.65 3.85 0.144 0.151 P010D PENTAWATT (IN-LINE) MECHANICAL DATA VN02H 9/10 |