| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
VB927 Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VB927 Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 5 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.7 5.3 0.185 0.209 D 2.2 2.6 0.087 0.102 E 0.4 0.8 0.016 0.031 F 1 1.4 0.039 0.055 F3 2 2.4 0.079 0.094 F4 3 3.4 0.118 0.134 G 10.9 0.429 H 15.3 15.9 0.602 0.626 L 19.7 20.3 0.776 0.779 L3 14.2 14.8 0.559 0.413 0.582 L4 34.6 1.362 L5 5.5 0.217 M 2 3 0.079 0.118 Dia 3.55 3.65 0.140 0.144 P025P TO-247 MECHANICAL DATA VB927 3/5 |