| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TSA1203 Fiches technique(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TSA1203 Fiches technique(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 20 page ![]() TSA1203 9/20 Linearity vs. Fin Fs=40MHz; Icca=60mA Linearity vs. Temperature Fs=40MHz; Icca=60mA; Fin=2MHz Linearity vs. AVCC Fs=40MSPS; Icca=60mA; Fin=10MHz Distortion vs. Fin Fs=40MHz; Icca=60mA Distortion vs.Temperature Fs=40MSPS; Icca=60mA; Fin=2MHz Distortion vs. AVCC Fs=40MSPS; Icca=60mA; Fin=10MHz 50 55 60 65 70 75 80 85 90 0 2040 6080 Fin (MHz) 6 7 8 9 10 11 12 ENOB_Q SINAD_Q SINAD_I SNR_Q SNR_I ENOB_I 50 55 60 65 70 75 80 85 90 -40 10 60 110 Temperature (°C) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SINAD_Q SNR_Q ENOB_Q ENOB_I SNR_I SINAD_I 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 2.25 2.35 2.45 2.55 2.65 AVCC (V) 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 SINAD_I ENOB_I SNR_I SNR_Q ENOB_Q SINAD_Q -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 0 20 406080 Fin (MHz) SFDR_I SFDR_Q THD_I THD_Q 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 -40 10 60 110 Temperature (°C) THD_Q SFDR_Q THD_I SFDR_I -100 -95 -90 -85 -80 -75 -70 -65 -60 -55 -50 2.25 2.35 2.45 2.55 2.65 AVCC (V) SFDR_Q SFDR_I THD_Q THD_I |