| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TEA3718 Fiches technique(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TEA3718 Fiches technique(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 16 page ![]() MULTIWATT15 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 5 0.197 B 2.65 0.104 C 1.6 0.063 D 1 0.039 E 0.49 0.55 0.019 0.022 F 0.66 0.75 0.026 0.030 G 1.02 1.27 1.52 0.040 0.050 0.060 G1 17.53 17.78 18.03 0.690 0.700 0.710 H1 19.6 0.772 H2 20.2 0.795 L 21.9 22.2 22.5 0.862 0.874 0.886 L1 21.7 22.1 22.5 0.854 0.870 0.886 L2 17.65 18.1 0.695 0.713 L3 17.25 17.5 17.75 0.679 0.689 0.699 L4 10.3 10.7 10.9 0.406 0.421 0.429 L7 2.65 2.9 0.104 0.114 M 4.25 4.55 4.85 0.167 0.179 0.191 M1 4.63 5.08 5.53 0.182 0.200 0.218 S 1.9 2.6 0.075 0.102 S1 1.9 2.6 0.075 0.102 Dia1 3.65 3.85 0.144 0.152 TEA3718-TEA3718S 13/16 |