Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FSP1084 Fiches technique(PDF) 8 Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD

No de pièce FSP1084
Description  5A LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FOSLINK [FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD]
Site Internet  
Logo FOSLINK - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD

FSP1084 Fiches technique(HTML) 8 Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD

  FSP1084 Datasheet HTML 1Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD FSP1084 Datasheet HTML 2Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD FSP1084 Datasheet HTML 3Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD FSP1084 Datasheet HTML 4Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD FSP1084 Datasheet HTML 5Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD FSP1084 Datasheet HTML 6Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD FSP1084 Datasheet HTML 7Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD FSP1084 Datasheet HTML 8Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD FSP1084 Datasheet HTML 9Page - FOSLINK SEMICONDUCTOR CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
5A LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
2007-4-6
8/9
FSP1084
(2) TO263-2L
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Symbol
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
A
4.06
4.45
4.83
0.160
0.175
0.190
b
0.51
0.75
0.99
0.020
0.030
0.039
b2
1.14
1.27
1.40
0.045
0.050
0.055
C
0.38TYP.
0.015TYP.
C2
1.14
1.27
1.40
0.045
0.050
0.055
D
8.65
9.15
9.65
0.341
0.360
0.380
E
9.65
9.97
10.29
0.380
0.393
0.405
e
2.54BSC.
0.100BSC.
L
14.61
15.24
15.88
0.575
0.600
0.625
L1
2.28
2.54
2.80
0.090
0.100
0.110
L2
1.30
2.92
0.051
0.115
L3
1.27
1.52
1.78
0.050
0.060
0.070
e
b2
b
E
10.9
1.3
2.54
Land Pattern Recommendation (Unit : mm)
L1
C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com