| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SH7014 Fiches technique(PDF) 46 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH7014 Fiches technique(HTML) 46 Page - Renesas Technology Corp |
|
46 / 754 page ![]() 1. SH7014/16/17 Overview Rev.5.00 Sep. 27, 2007 Page 12 of 716 REJ09B0398-0500 Pin No. MCU Mode Programmer Mode 64 PD5/D5 D5 65 V CC V CC 66 PD4/D4 D4 67 PD3/D3 D3 68 PD2/D2 D2 69 PD1/D1 D1 70 PD0/D0 D0 71 V SS V SS 72 XTAL XTAL 73 MD3 MD3 74 EXTAL EXTAL 75 MD2 MD2 76 NMI V CC 77 V CC (FWP) FWE 78 MD1 MD1 79 MD0 MD0 80 PLLV CC PLLV CC 81 PLLCAP PLLCAP 82 PLLV SS PLLV SS 83 PA15/CK NC 84 RES RES 85 PE0/TIOC0A/ DREQ0 NC 86 PE1/TIOC0B/DRAK0 NC 87 PE2/TIOC0C/ DREQ1 NC 88 PE3/TIOC0D/DRAK1 NC 89 PE4/TIOC1A NC 90 V SS V SS 91 PF0/AN0 V SS 92 PF1/AN1 V SS 93 PF2/AN2 V SS 94 PF3/AN3 V SS 95 PF4/AN4 V SS 96 PF5/AN5 V SS |