| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STV9380 Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV9380 Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 7 page ![]() STV9380 6/7 5 - PACKAGE MECHANICAL DATA Dimensions Millimeters Inches Typ. Min. Max. Typ. Min. Max. A 3.30 3.18 3.43 0.130 0.125 0.135 a1 0.762 0.508 1.016 0.030 0.020 0.040 a2 1.30 0.051 B 1.27 0.85 1.40 0.050 0.033 0.055 b 0.508 0.45 0.53 0.020 0.018 0.021 b1 0.43 0.38 0.48 0.017 0.015 0.019 C 5.20 6.00 0.205 0.236 D 24.65 24.55 24.77 0.970 0.966 0.975 D1 24.38 24.33 24.45 0.959 0.958 0.962 E 8.80 8.40 9.10 0.346 0.331 0.358 e 2.54 2.29 2.79 0.100 0.090 0.110 e3 22.86 22.60 23.11 0.900 0.890 0.910 e4 7.62 7.36 7.87 0.300 0.290 0.310 F 6.35 6.22 6.47 0.250 0.245 0.255 I 4.06 3.81 4.31 0.160 0.150 0.170 L 3.30 3.00 3.70 0.130 0.118 0.146 N 10d 10d R1 0.40 0.016 K 2.00 1.90 2.16 0.079 0.075 0.085 K1 2.40 2.30 2.50 0.094 0.090 0.098 K2 0.50 0.45 0.55 0.020 0.018 0.022 Z 1.27 0.050 TIE BAR CENTER 3 |