| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STV2145 Fiches technique(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV2145 Fiches technique(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 17 page ![]() INPUTS/OUTPUTS PIN CONFIGURATION (continued) OBLK 11 V CC Figure 19 EWIN 12 V CC 2k Ω Figure 20 EWOUT 13 V CC 200 Ω 1.6k Ω Figure 21 FROUT 14 V CC Figure 22 HFLY 10 V CC V CC V CC 50k Ω 10k Ω Internal H_FLYBACK Figure 18 STV2145 14/17 |