| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STV2112B Fiches technique(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV2112B Fiches technique(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 24 page ![]() INPUT/OUTPUT PIN CONFIGURATION (continued) 23 GND2 V CC 1 V CC2 Figure 18 : Pin 23 - CHR/SVHS 30 V CC1 GND1 P ins 24-25-2 6 Figure 19 : Pins 24, 25, 26 - CG, CR, CB Pins 27-28-29 GND1 V CC1 Figure 20 : Pins 27, 28, 29 - BO, GO, RO 30 V CC1 GND1 Figure 21 : Pin 30 - ICAT 31 GND1 V CC1 V CC1 Figure 22 : Pin 31 - BCL 32 V CC2 GND2 Figure 23 : Pin 32 - SXTL STV2112B 18/24 |