| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HVC355B Fiches technique(PDF) 1 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HVC355B Fiches technique(HTML) 1 Page - Renesas Technology Corp |
|
1 / 5 page ![]() Rev.1.00, Sep.17.2003, page 1 of 4 HVC355B Variable Capacitance Diode for VCO REJ03G0084-0100Z (Previous: ADE-208-416) Rev.1.00 Sep.17.2003 Features • High capacitance ratio. (n = 2.20 min) • Low series resistance. (rs = 0.6 Ω max) • Ultra small Flat Package (UFP) is suitable for surface mount design. Ordering Information Type No. Laser Mark Package Code HVC355B B1 UFP Pin Arrangement 12 B1 Cathode mark Mark 1. Cathode 2. Anode |
Numéro de pièce similaire - HVC355B |
|
Description similaire - HVC355B |