| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STV0119A Fiches technique(PDF) 27 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV0119A Fiches technique(HTML) 27 Page - STMicroelectronics |
|
27 / 42 page ![]() VI - REGISTERS VI.1 - Register Mapping configuration0 R/W 00 std1 std0 sync2 sync1 sync0 polh polv freerun configuration1 R/W 01 blkli flt1 flt0 sync_ok coki setup cc2 cc1 configuration2 R/W 02 nintrl enrst bursten xxx selrst rstosc valrst1 valrst0 configuration3 R/W 03 entrap trap_pal encgms nosd del2 del1 del0 xxx configuration4 R/W 04 syncin _ad1 syncin _ad0 syncout _ad1 syncout _ad0 aline txdl2 txdl1 txdl0 configuration5 R/W 05 rgb_nyc bkcvbs1 reserved reserved bk_ys bk_c bk_cvbs dacinv configuration6 R/W 06 softreset jump dec_ninc free_jump xxx xxx chgi2c maxdyn reserved xxx 07 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx reserved xxx 08 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx status R 09 hok atfr b2_free b1_free fieldct2 fieldct1 fieldct0 jumping increment_dfs R/W 10 d23 d22 d21 d20 d19 d18 d17 d16 increment_dfs R/W 11 d15 d14 d13 d12 d11 d10 d9 d8 increment_dfs R/W 12 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 phase_dfs R/W 13 - - - - - - o23 o22 phase_dfs R/W 14 o21 o20 o19 o18 o17 o16 o15 o14 reserved xxx 15 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx reserved xxx 16 xxx xxx xxx xxx xxx xxx S xxx chipid R 17 0 1 1 1 0 1 1 1 revid R 18 0 0 0 0 0 0 1 1 reserved R/W 19 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx reserved R/W 20 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx line_reg R/W 21 ltarg8 ltarg7 ltarg6 ltarg5 ltarg4 ltarg3 ltarg2 ltarg1 line_reg R/W 22 ltarg0 lref8 lref7 lref6 lref5 lref4 lref3 lref2 line_reg R/W 23 lref1 lref0 - - - - - - cgms_bit_1-4 R/W 31 - - - - bit1 bit2 bit3 bit4 cgms_bit_5-12 R/W 32 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 cgms_bit_13-20 R/W 33 bit13 bit14 bit15 bit16 bit17 bit18 bit19 bit20 ttx_block_1_def. R/W 34 ttxbs1.3 ttxbs1.2 ttxbs1.1 ttxbs1.0 ttxbe1.3 ttxbe1.2 ttxbe1.1 ttxbe1.0 ttx_block_2_def. R/W 35 ttxbs2.3 ttxbs2.2 ttxbs2.1 ttxbs2.0 ttxbe2.3 ttxbe2.2 ttxbe2.1 ttxbe2.0 ttx_block_3_def. R/W 36 ttxbs3.3 ttxbs3.2 ttxbs3.1 ttxbs3.0 ttxbe3.3 ttxbe3.2 ttxbe3.1 ttxbe3.0 ttx_block_4_def. R/W 37 ttxbs4.3 ttxbs4.2 ttxbs4.1 ttxbs4.0 ttxbe4.3 ttxbe4.2 ttxbe4.1 ttxbe4.0 ttx_block_map R/W 38 ttxbmf1.1 ttxbmf1.2 ttxbmf1.3 ttxbmf1.4 ttxbmf2.1 ttxbmf2.2 ttxbmf2.3 ttxbmf2.4 c.c.c.F1 R/W 39 opc11 c117 c116 c115 c114 c113 c112 c111 c.c.c.F1 R/W 40 opc12 c127 c126 c125 c124 c123 c122 c121 c.c.c.F2 R/W 41 opc21 c217 c216 c215 c214 c213 c212 c211 c.c.c.F2 R/W 42 opc22 c227 c226 c225 c224 c223 c222 c221 cclif1 R/W 43 xxx xxx xxx l1_4 l1_3 l1_2 l1_1 l1_0 cclif2 R/W 44 xxx xxx xxx l2_4 l2_3 l2_2 l2_1 l2_0 reserved xxx 45 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... reserved xxx 63 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx STV0119A 27/42 |