| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HVL381C Fiches technique(PDF) 1 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HVL381C Fiches technique(HTML) 1 Page - Renesas Technology Corp |
|
1 / 5 page ![]() Rev.2.00 Mar 14, 2006 page 1 of 4 HVL381C Variable Capacitance Diode for VCO REJ03G0224-0200 Rev.2.00 Mar 14, 2006 Features • High capacitance ratio. (n = 1.65 min) • Low series resistance. (rs = 0.50 Ω max) • Extremely small Flat Lead Package (EFP) is suitable for surface mount design. Ordering Information Type No. Laser Mark Package Name Package Code HVL381C R EFP PXSF0002ZA-A Pin Arrangement Cathode mark Mark 1. Cathode 2. Anode 1 2 |
Numéro de pièce similaire - HVL381C |
|
Description similaire - HVL381C |