| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M38039G6HKP Fiches technique(PDF) 33 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M38039G6HKP Fiches technique(HTML) 33 Page - Renesas Technology Corp |
|
33 / 92 page ![]() Rev.1.10 Nov 14, 2005 Page 33 of 91 REJ03B0166-0110 3803 Group (Spec.H QzROM version) PRELIMINARY Notice: This is not a final specification. Some parametric limits are subject to change. Fig 23. Structure of timer 12, X and timer Y, Z count source selection registers b7 b0 Timer 12, X count source selection register (T12XCSS : address 000E16) Timer 12 count source selection bits b3 b2 b1 b0 0 000 : f(XIN)/2 or f(XCIN)/2 0 001 : f(XIN)/4 or f(XCIN)/4 0 0 1 0 : f(XIN)/8 or f(XCIN)/8 0 0 1 1 : f(XIN)/16 or f(XCIN)/16 0 1 0 0 : f(XIN)/32 or f(XCIN)/32 0 1 0 1 : f(XIN)/64 or f(XCIN)/64 0 1 1 0 : f(XIN)/128 or f(XCIN)/128 0 1 1 1 : f(XIN)/256 or f(XCIN)/256 1 0 0 0 : f(XIN)/512 or f(XCIN)/512 1 0 0 1 : f(XIN)/1024 or f(XCIN)/1024 1 0 1 0 : 1 0 1 1 : 1 1 0 0 : 1 1 0 1 : 1 1 1 0 : 1 1 1 1 : Not used Timer X count source selection bits b7 b6 b5 b4 0 000 : f(XIN)/2 or f(XCIN)/2 0 001 : f(XIN)/4 or f(XCIN)/4 0 0 1 0 : f(XIN)/8 or f(XCIN)/8 0 0 1 1 : f(XIN)/16 or f(XCIN)/16 0 1 0 0 : f(XIN)/32 or f(XCIN)/32 0 1 0 1 : f(XIN)/64 or f(XCIN)/64 0 1 1 0 : f(XIN)/128 or f(XCIN)/128 0 1 1 1 : f(XIN)/256 or f(XCIN)/256 1 0 0 0 : f(XIN)/512 or f(XCIN)/512 1 0 0 1 : f(XIN)/1024 or f(XCIN)/1024 1 0 1 0 : f(XCIN) 1 0 1 1 : 1 1 0 0 : 1 1 0 1 : 1 1 1 0 : 1 1 1 1 : Not used b7 b0 Timer Y, Z count source selection register (TYZCSS : address 000F16) Timer Y count source selection bits b3 b2 b1 b0 0 000 : f(XIN)/2 or f(XCIN)/2 0 001 : f(XIN)/4 or f(XCIN)/4 0 0 1 0 : f(XIN)/8 or f(XCIN)/8 0 0 1 1 : f(XIN)/16 or f(XCIN)/16 0 1 0 0 : f(XIN)/32 or f(XCIN)/32 0 1 0 1 : f(XIN)/64 or f(XCIN)/64 0 1 1 0 : f(XIN)/128 or f(XCIN)/128 0 1 1 1 : f(XIN)/256 or f(XCIN)/256 1 0 0 0 : f(XIN)/512 or f(XCIN)/512 1 0 0 1 : f(XIN)/1024 or f(XCIN)/1024 1 0 1 0 : f(XCIN) Timer Z count source selection bits b7 b6 b5 b4 0 000 : f(XIN)/2 or f(XCIN)/2 0 001 : f(XIN)/4 or f(XCIN)/4 0 0 1 0 : f(XIN)/8 or f(XCIN)/8 0 0 1 1 : f(XIN)/16 or f(XCIN)/16 0 1 0 0 : f(XIN)/32 or f(XCIN)/32 0 1 0 1 : f(XIN)/64 or f(XCIN)/64 0 1 1 0 : f(XIN)/128 or f(XCIN)/128 0 1 1 1 : f(XIN)/256 or f(XCIN)/256 1 0 0 0 : f(XIN)/512 or f(XCIN)/512 1 0 0 1 : f(XIN)/1024 or f(XCIN)/1024 1 0 1 0 : f(XCIN) 1 0 1 1 : 1 1 0 0 : 1 1 0 1 : 1 1 1 0 : 1 1 1 1 : Not used 1 0 1 1 : 1 1 0 0 : 1 1 0 1 : 1 1 1 0 : 1 1 1 1 : Not used |