Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MMA7456LR2 Fiches technique(PDF) 3 Page - Freescale Semiconductor, Inc

No de pièce MMA7456LR2
Description  짹2g/짹4g/짹8g Three Axis Low-g Digital Output Accelerometer
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Site Internet  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MMA7456LR2 Fiches technique(HTML) 3 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MMA7456LR2 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA7456LR2 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA7456LR2 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA7456LR2 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA7456LR2 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA7456LR2 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA7456LR2 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA7456LR2 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA7456LR2 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 36 page
background image
Sensors
Freescale Semiconductor
3
MMA7456L
List of Figures
Pin Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Simplified Accelerometer Functional Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Simplified Transducer Physical Model. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Single Pulse Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Freefall Detection in Pulse Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Double Pulse Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Single Byte Read - The Master is reading one address from the MMA7456L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Multiple Bytes Read - The Master is reading multiple sequential registers from the MMA7456L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Single Byte Write - The Master (MCU) is writing to a single register of the MMA7456L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Multiple Byte Writes - The Master (MCU) is writing to multiple sequential registers of the MMA7456L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SPI Timing Diagram for 8-Bit Register Read (4 Wire Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SPI Timing Diagram for 8-Bit Register Read (3 Wire Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SPI Timing Diagram for 8-Bit Register Write (3 Wire Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pinout Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
I2C Connection to MCU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SPI Connection to MCU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Sensing Direction and Output Response at 2g Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Recommended PCB Land Pattern for the 5 x 3 mm LGA Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Incorrect PCB Top Metal Pattern Under Package. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Correct PCB Top Metal Pattern Under Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Recommended PCB Land Pad, Solder Mask, and Signal Trace Near Package Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Stencil Design Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36