| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M95010-R Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M95010-R Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 42 page ![]() List of tables M95040, M95020, M95010 4/42 List of tables Table 1. Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Table 2. Signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Table 3. Write-protected block size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 4. Instruction set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 5. Status Register format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Table 6. Address range bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 7. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 8. Operating conditions (M950x0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 9. Operating conditions (M950x0-W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 10. Operating conditions (M950x0-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 11. AC test measurement conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 12. Capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 13. DC characteristics (M950x0, device grade 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 14. DC characteristics (M950x0-W, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 15. DC characteristics (M950x0-W, device grade 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 16. DC characteristics (M950x0-R, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 17. AC characteristics (M950x0, device grade 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 18. AC characteristics (M950x0-W, device grade 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 19. AC characteristics (M950x0-W, Device Grade 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 20. AC characteristics (M950x0-R, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 21. SO8N — 8-lead plastic small outline, 150 mils body width, package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 22. TSSOP8 — 8-lead thin shrink small outline, package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . 36 Table 23. UFDFPN8 (MLP8) — 8-lead ultra thin fine pitch dual flat package no lead 2 × 3mm, package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Table 24. Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Table 25. Available M95010 products (package, voltage range, temperature grade) . . . . . . . . . . . . 39 Table 26. Available M95020 products (package, voltage range, temperature grade) . . . . . . . . . . . . 39 Table 27. Available M95040 products (package, voltage range, temperature grade) . . . . . . . . . . . . 39 Table 28. Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 |