| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STB15NK50Z Fiches technique(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STB15NK50Z Fiches technique(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 14 page ![]() STP15NK50Z, STP15NK50ZFP, STB15NK50Z, STB15NK50Z-1, STW15NK50Z 12/14 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.85 5.15 0.19 0.20 D 2.20 2.60 0.08 0.10 E 0.40 0.80 0.015 0.03 F 1 1.40 0.04 0.05 F1 3 0.11 F2 2 0.07 F3 2 2.40 0.07 0.09 F4 3 3.40 0.11 0.13 G 10.90 0.43 H 15.45 15.75 0.60 0.62 L 19.85 20.15 0.78 0.79 L1 3.70 4.30 0.14 0.17 L2 18.50 0.72 L3 14.20 14.80 0.56 0.58 L4 34.60 1.36 L5 5.50 0.21 M 2 3 0.07 0.11 V 5º 5º V2 60º 60º Dia 3.55 3.65 0.14 0.143 TO-247 MECHANICAL DATA |