| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LD39150 Fiches technique(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LD39150 Fiches technique(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 19 page ![]() LD39150 Package mechanical data 15/19 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 0.80 0.90 1.00 0.031 0.035 0.039 A1 0 0.02 0.05 0 0.001 0.002 A3 0.20 0.008 b 0.23 0.30 0.38 0.009 0.012 0.015 D3.90 4.00 4.10 0.154 0.157 0.161 D2 2.82 3.00 3.23 0.111 0.118 0.127 E3.90 4.00 4.10 0.154 0.157 0.161 E2 2.05 2.20 2.30 0.081 0.087 0.091 e 0.80 0.031 L 0.40 0.50 0.60 0.016 0.020 0.024 DFN8 (4x4) MECHANICAL DATA 7869653B |