| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M41T00SM6F Fiches technique(PDF) 23 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M41T00SM6F Fiches technique(HTML) 23 Page - STMicroelectronics |
|
23 / 26 page ![]() M41T00S Package mechanical information 23/26 Table 12. SO8 – 8-lead plastic small outline (150 mils body width), package mechanical data Symb mm inches Typ Min Max Typ Min Max A1.75 0.069 A1 0.10 0.25 0.004 0.010 A2 1.25 0.049 B 0.28 0.48 0.011 0.019 C 0.17 0.23 0.007 0.009 D 4.90 4.80 5.00 0.189 0.197 E 6.00 5.80 6.20 0.228 0.244 E1 3.90 3.80 4.00 0.150 0.157 e 1.27 0.050 h 0.25 0.50 0.010 0.020 L 0.40 1.27 0.016 0.050 L1 1.04 0.041 k 0°8° 0°8° N8 8 ccc 0.10 0.004 |