| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LM358WD Fiches technique(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM358WD Fiches technique(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 18 page ![]() LM158W-LM258W-LM358W Package information 13/18 5.2 SO-8 package information Figure 29. Package mechanical drawing Table 5. Package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A1.75 0.069 A1 0.10 0.25 0.004 0.010 A2 1.25 0.049 b 0.28 0.48 0.011 0.019 c 0.17 0.23 0.007 0.010 D 4.80 4.90 5.00 0.189 0.193 0.197 H 5.80 6.00 6.20 0.228 0.236 0.244 E1 3.80 3.90 4.00 0.150 0.154 0.157 e 1.27 0.050 h 0.25 0.50 0.010 0.020 L 0.40 1.27 0.016 0.050 k 1°8° 1°8° ccc 0.10 0.004 |