| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LM319D Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM319D Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 12 page ![]() Schematic diagram LM119-LM219-LM319 2/12 1 Schematic diagram Figure 1. Circuit schematics (1/2 LM119) - + R1 3.5k Ω R3 4k Ω R2 4k Ω Q4 R6 3k Ω R7 3k Ω Q8 V CC + V CC- GND Q3 Q7 Q6 Q2 Inverting Input Non-inverting Input Q1 Q6 R4 3k Ω R8 2k Ω R5 3k Ω Q9 R12 13k Ω R11 13k Ω c1 18 F μ R10 470k Ω Q15 Q10 Q13 R15 300 Ω R9 18k Ω Output To other half Q22 Q21 R25 600 Ω R24 250 Ω R21 900 Ω Q20 Q18 Q17 R17 3 Ω R16 600 Ω Q16 Q12 Q14 R13 600 Ω R14 2k Ω Q11 Q19 R19 250 Ω R22 60 Ω R23 4k Ω R20 3.6k Ω R18 1.8k Ω |