| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LM158 Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM158 Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 19 page ![]() LM158-LM258-LM358 Electrical characteristics 5/19 4 Electrical characteristics Table 3. Electrical characteristics for VCC + = +5V, V CC - = Ground, V o = 1.4V, Tamb = +25°C (unless otherwise specified) Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit Vio Input offset voltage (1) LM158A LM258A, LM358A LM158, LM258 LM358 1 2 2 3 5 7 mV Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax LM158A, LM258A, LM358A LM158, LM258 LM358 4 7 9 DVio Input offset voltage drift LM158A, LM258A, LM358A LM158, LM258, LM358 7 7 15 30 µV/°C Iio Input offset current LM158A, LM258A, LM358A LM158, LM258, LM358 Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax LM158A, LM258A, LM358A LM158, LM258, LM358 2 2 10 30 30 40 nA DIio Input offset current drift LM158A, LM258A, LM358A LM158, LM258, LM358 10 10 200 300 pA/°C Iib Input bias current (2) LM158A, LM258A, LM358A LM158, LM258, LM358 Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax LM158A, LM258A, LM358A LM158, LM258, LM358 20 20 50 150 100 200 nA Avd Large signal voltage gain VCC += +15 V, R L = 2 kΩ, Vo = 1.4 V to 11.4 V Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 50 25 100 V/mV SVR Supply voltage rejection ratio VCC + = 5 V to 30 V, R s ≤ 10 kΩ Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 65 65 100 dB ICC Supply current, all amp, no load Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax VCC + = +5 V Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax VCC + = +30 V 0.7 1.2 2 mA Vicm Input common mode voltage range VCC += +30 V (3) Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 0 0 VCC + -1.5 VCC + -2 V |