| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
XC2000 Fiches technique(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XC2000 Fiches technique(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG |
|
5 / 647 page ![]() User’s Manual L-1 V1.0, 2007-06 XC2000 Derivatives System Units (Vol. 1 of 2) Summary Of Chapters Preliminary Summary Of Chapters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1 [1] Table Of Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3 [1] 1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 [1] 2 Architectural Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 [1] 3 Memory Organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 [1] 4 Central Processing Unit (CPU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 [1] 5 Interrupt and Trap Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1 [1] 6 System Control Unit (SCU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1 [1] 7 Parallel Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1 [1] 8 Dedicated Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1 [1] 9 The External Bus Controller EBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-1 [1] 10 Startup Configuration and Bootstrap Loading . . . . . . . . . . . . . . . 10-1 [1] 11 Debug System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-1 [1] 12 Instruction Set Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-1 [1] 13 Device Specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-1 [1] 14 The General Purpose Timer Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 [2] 15 Real Time Clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-1 [2] 16 Analog to Digital Converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-1 [2] 17 Capture/Compare Unit 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-1 [2] 18 Capture/Compare Unit 6 (CCU6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-1 [2] 19 Universal Serial Interface Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-1 [2] 20 Controller Area Network (MultiCAN) Controller . . . . . . . . . . . . . . 20-1 [2] Keyword Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-1 [2] Register Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-5 [2] Summary Of Chapters This User’s Manual consists of two Volumes, “System Units” and “Peripheral Units”. For a quick overview this table of chapters summarizes both volumes, so you immediately can find the reference to the desired section in the corresponding document ([1] or [2]). |