| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST93CS67B6013TR Fiches technique(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST93CS67B6013TR Fiches technique(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 16 page ![]() SO-a E N CP B e A D C L A1 α 1 H hx 45 ° Symb mm inches Typ Min Max Typ Min Max A 1.35 1.75 0.053 0.069 A1 0.10 0.25 0.004 0.010 B 0.33 0.51 0.013 0.020 C 0.19 0.25 0.007 0.010 D 8.55 8.75 0.337 0.344 E 3.80 4.00 0.150 0.157 e 1.27 – – 0.050 – – H 5.80 6.20 0.228 0.244 h 0.25 0.50 0.010 0.020 L 0.40 0.80 0.016 0.031 α 0 ° 8 ° 0 ° 8 ° N14 14 CP 0.10 0.004 SO14 Drawing is not to scale SO14 - 14 lead Plastic Small Outline, 150 mils body width 15/16 ST93CS66, ST93CS67 |