| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST92141 Fiches technique(PDF) 175 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST92141 Fiches technique(HTML) 175 Page - STMicroelectronics |
|
175 / 179 page ![]() 175/179 ST92141 - GENERAL INFORMATION 32-PIN SHRINK CERAMIC DUAL IN-LINE PACKAGE Dim. mm inches Min Typ Max Min Typ Max A 3.63 0.143 A1 0.38 0.015 B 0.36 0.46 0.58 0.014 0.018 0.023 B1 0.64 0.89 1.14 0.025 0.035 0.045 C 0.20 0.25 0.36 0.008 0.010 0.014 D 29.41 29.97 30.53 1.158 1.180 1.202 D1 26.67 1.050 E 10.16 0.400 E1 9.45 9.91 10.36 0.372 0.390 0.408 e 1.78 0.070 G 9.40 0.370 G1 14.73 0.580 G2 1.12 0.044 L 3.30 0.130 Ø 7.37 0.290 Number of Pins N32 CDIP32SW 1 |