| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST75C520 Fiches technique(PDF) 32 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST75C520 Fiches technique(HTML) 32 Page - STMicroelectronics |
|
32 / 45 page ![]() With the following timing : T1 Transmit P2 P1 P N R SCR1 D ata T2 T3 T4 T5 T6 STA_H P1s P2s PNs PRs SCR 1s (7) T7 Receive T8 T7 T8 T 8 T8 STA _HR S TA_109F P2s PRDETs PNSU Cs SCR 1s S TA_109 RxData PNs PNDETs (1) (2) (6) Mode T1 (4) T1p (5) T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Unit V.17 192 30 22 107 1240 27 20 5 7 ms V.17 short 192 30 22 107 16 0 20 5 7 ms V.29 192 30 22 53 160 0 20 5 7 ms V.29 short 192 30 22 41 26 0 8 5 7 ms V.27 4800 192 30 22 31 670 0 5 5 7 ms V.27 4800 short 192 30 22 9 36 0 5 5 7 ms V.27 2400 192 30 22 42 895 0 7 6 7 ms V.27 2400 short 192 30 22 12 48 0 7 6 7 ms ST75C520 32/45 |