| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST6397 Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST6397 Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 68 page ![]() PC0 (SCL) 12 11 10 9 PB2 PB1 DA5 8 7 6 5 DA4 DA3 4 3 2 1 21 22 PA7 RESET OSCin OSCout 23 24 25 26 27 28 PA5 PA6 TEST OSDOSCin OSDOSCout 29 30 31 32 33 34 35 PC7 36 37 38 41 42 VA00339 13 14 15 16 17 18 19 20 V SS DA0 39 PC1 (SDA) 40 DA2 DA1 V DD PC2 PC3 (SEN) PC4 PC5 PC6 (IRIN) VSYNC HSYNC BLANK B G R PA4 PA3 PA2 PA0 PA1 AFC PB4 PB5 PB6 Figure 1. ST6393/97 Pin Configuration PC0 (SCL) 12 11 10 9 PB2 PB1 PB0 8 7 6 5 62.5kHz OUT DA3 4 3 2 1 21 22 PA7 (HD1) RESET OSCin OSCout 23 24 25 26 27 28 PA5 PA6 (HD0) TEST OSDOSCin OSDOSCout 29 30 31 32 33 34 35 PC7 36 37 38 41 42 VA00340 13 14 15 16 17 18 19 20 V SS DA0 39 PC1 (SDA) 40 DA2 DA1 V DD PC2 PC3 (SEN) PC4 (PWRIN) PC5 PC6 (IRIN) VSYNC HSYNC BLANK B G R PA4 PA3 PA2 PA0 PA1 PB3 PB4 PB5 PB6 Figure 2. ST6392/99 Pin Configuration PC0 (SCL) 12 11 10 9 PB2 PB1 PB0 8 7 6 5 DA4 DA3 4 3 2 1 21 22 PA7 (HD1) RESET OSCin OSCout 23 24 25 26 27 28 PA5 PA6 (HD0) TEST OSDOSCin OSDOSCout 29 30 31 32 33 34 35 PC7 36 37 38 41 42 VA00337 13 14 15 16 17 18 19 20 V SS DA0 39 PC1 (SDA) 40 DA2 DA1 V DD PC2 PC3 (SEN) PC4 (PWRIN ) PC5 PC6 (IRIN) VSYNC HSYNC BLANK B G R PA4 PA3 PA2 PA0 PA1 PB3 PB4 PB5 PB6 (1) Figure 3. ST6391/95 Pin Configuration Note 1. ST6395 only ® ST6391,92,93,95,97,99 2/64 |