| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST52T301P Fiches technique(PDF) 98 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST52T301P Fiches technique(HTML) 98 Page - STMicroelectronics |
|
98 / 100 page ![]() DIM mm inch. MIN TYP MAX MIN TYP MAX A 17.27 17.78 .680 .662 B 16.33 16.81 .643 .662 C 12.01 .475 C1 13.03 .513 c1 1.30 0.52 D 1.82 2.23 0.72 .088 d1 0.889 .035 d2 2.362 .093 E 16.26 16.76 .640 .660 e 1.27 .050 e3 12.50 .500 F 0.431 .017 F1 0.762 .030 F2 0.965 .038 M 0.508 .020 M1 1.016 .040 R 0.762 .030 CLCC44 PACKAGE MECHANICAL DATA 98/99 ST52T301/E301 |