| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PSD413A2 Fiches technique(PDF) 62 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PSD413A2 Fiches technique(HTML) 62 Page - STMicroelectronics |
|
62 / 123 page ![]() MUX PDR PORT D PIN DQ D G Q DQ CONTROL GPLD – INPUT ** PCR WR ALE ALE WR DATA * DATA OUT ADDRESS PCR DIR. REG. D [8 –15] A [0–7] OR A [8 –15] INTERNAL ADDRESS / DATA BUS *Data Bus D [8–15] is not connected to GPLD–Input. **GPLD–Input is available on A2 versions only. |