| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BPW34-FA. Fiches technique(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BPW34-FA. Fiches technique(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
3 / 6 page ![]() BPW 34 FA, BPW 34 FAS, BPW 34 FAS (E9087) 2000-01-01 3 OPTO SEMICONDUCTORS Kurzschlußstrom, E e = 0.5 mW/cm 2 Short-circuit current I SC 23 µA Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent R L = 50 Ω; VR = 5 V; λ = 850 nm; Ip = 800 µA t r, tf 20 ns Durchlaßspannung, I F = 100 mA, E = 0 Forward voltage V F 1.3 V Kapazität, V R = 0 V, f = 1 MHz, E = 0 Capacitance C 0 72 pF Temperaturkoeffizient von V O Temperature coefficient of V O TC V – 2.6 mV/K Temperaturkoeffizient von I SC Temperature coefficient of I SC TC I 0.03 %/K Rauschäquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power V R = 10 V NEP 3.9 × 10– 14 Nachweisgrenze, V R = 10 V, Detection limit D* 6.8 × 1012 Kennwerte ( T A = 25 °C, λ = 870 nm) Characteristics (cont’d) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit W Hz ------------ cm Hz × W -------------------------- |