| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LGT67K Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LGT67K Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 15 page ![]() LG T67K, LP T67K 2004-12-02 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 5) page 15 Gruppe Group pure green green Einheit Unit min. max. min. max. 2 554 557 566 569 nm 3 557 560 569 572 nm 4 560 563 572 575 nm 5 563 566 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 15 Luminous Intensity 1) page 15 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 15 Luminous Flux 2) page 15 Φ V (mlm) E1 E2 F1 F2 G1 G2 H1 H2 J1 J2 K1 0.71 ... 0.90 0.90 ... 1.12 1.12 ... 1.40 1.40 ... 1.80 1.80 ... 2.24 2.24 ... 2.80 2.80 ... 3.55 3.55 ... 4.50 4.50 ... 5.60 5.60 ... 7.10 7.10 ... 9.00 2.5 (typ.) 3.0 (typ.) 3.8 (typ.) 4.8 (typ.) 6.0 (typ.) 7.6 (typ.) 9.5 (typ.) 12.0 (typ.) 15.0 (typ.) 19.0 (typ.) 24.0 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. obere Familiengruppe. Diese besteht aus 3 bzw. 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: G2-3 Example: G2-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength G2 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |