| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
B32656S7684561 Fiches technique(PDF) 63 Page - EPCOS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B32656S7684561 Fiches technique(HTML) 63 Page - EPCOS |
|
63 / 66 page ![]() 63 12/21 Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document. Metallized polypropylene film capacitors (MKP) B32656S, B32658S Snubber (wound) λtest Failure rate, determined by tests Experimentell ermittelte Ausfallrate Pdiss Dissipated power Abgegebene Verlustleistung Pgen Generated power Erzeugte Verlustleistung Q Heat energy Wärmeenergie ρ Density of water vapor in air Dichte von Wasserdampf in Luft R Universal molar constant for gases Allg. Molarkonstante für Gas R Ohmic resistance of discharge circuit Ohmscher Widerstand des Entladekreises Ri Internal resistance Innenwiderstand Rins Insulation resistance Isolationswiderstand RP Parallel resistance Parallelwiderstand RS Series resistance Serienwiderstand S severity (humidity test) Schärfegrad (Feuchtetest) tTime Zeit T Temperature Temperatur τ Time constant Zeitkonstante tan δ Dissipation factor Verlustfaktor tan δD Dielectric component of dissipation factor Dielektrischer Anteil des Verlustfaktors tan δP Parallel component of dissipation factor Parallelanteil des Verlfustfaktors tan δS Series component of dissipation factor Serienanteil des Verlustfaktors TA Temperature of the air surrounding the com- ponent Temperatur der Luft, die das Bauteil um- gibt Tmax Upper category temperature Obere Kategorietemperatur Tmin Lower category temperature Untere Kategorietemperatur tOL Operating life at operating temperature and voltage Betriebszeit bei Betriebstemperatur und -spannung Top Operating temperature, TA + ΔT Beriebstemperatur, TA + ΔT TR Rated temperature Nenntemperatur Tref Reference temperature Referenztemperatur tSL Reference service life Referenz-Lebensdauer VAC AC voltage Wechselspannung VC Category voltage Kategoriespannung VC,RMS Category AC voltage (Sinusförmige) Kategorie-Wechselspannung VCD Corona-discharge onset voltage Teilentlade-Einsatzspannung Vch Charging voltage Ladespannung VDC DC voltage Gleichspannung VFB Fly-back capacitor voltage Spannung (Flyback) Vi Input voltage Eingangsspannung Vo Output voltage Ausgangssspannung Vop Operating voltage Betriebsspannung Vp Peak pulse voltage Impuls-Spitzenspannung Vpp Peak-to-peak voltage Impedance Spannungshub Symbol English German |