| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LR-T67F-01 Fiches technique(PDF) 12 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LR-T67F-01 Fiches technique(HTML) 12 Page - ams-OSRAM AG |
|
12 / 21 page ![]() LR T67F.01 DATASHEET DATASHEET 12 | Version 1.2 | 2023-07-25 Recommended Solder Pad 8) OHLPY970 2.6 (0.102) Cu-area > 16 mm Cu-Fläche > 16 mm 2 2 Solder resist Lötstopplack 2.6 (0.102) Padgeometrie für improved heat dissipation verbesserte Wärmeableitung Paddesign for Recommended Solder Pad 8) OHLPY440 Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung improved heat dissipation Paddesign for Lötstoplack Solder resist 0.8 (0.031) 2.3 (0.091) 3.3 (0.130) Cu Fläche /16 mm per pad 2 Cu-area _ < 3.3 (0.130) Kathode/ Cathode Anode 0.7 (0.028) Fläche darf bei Verwendung von TOPLED® For TOPLED® assembly do not use elektrisch nicht beschaltet werden. this area for electrical contact Fläche darf bei Verwendung von TOPLED® For TOPLED® assembly do not use elektrisch nicht beschaltet werden. this area for electrical contact For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. Package not suitable for ultra sonic cleaning. |