| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LCW-W5AM Fiches technique(PDF) 2 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LCW-W5AM Fiches technique(HTML) 2 Page - ams-OSRAM AG |
|
2 / 24 page ![]() 2015-12-16 2 Version 1.3 LCW W5AM Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux 1) page 23 Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom 1) Seite 23 Bestellnummer I F = 350 mA [K] ΦV Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW W5AM-KYKZ-4J8K means that only one group KY, KZ will be shippable for any packing unit. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW W5AM-KYKZ-4J8K bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KY, KZ enhalten ist. [lm] LCW W5AM-KYLX-5H7I 5000 82 ... 130 Q65111A1776 LCW W5AM-KYKZ-4J8K 4500 82 ... 112 Q65111A3470 LCW W5AM-KYKZ-4L8N 4000 82 ... 112 Q65110A8828 LCW W5AM-KYKZ-4O9Q 3500 82 ... 112 Q65111A4824 LCW W5AM-KYKZ-4R9T 3000 82 ... 112 Q65111A2915 LCW W5AM-KXKY-4R9T 3000 71 ... 97 Q65110A8169 LCW W5AM-KXKY-4U8X 2700 71 ... 97 Q65110A9811 LCW W5AM-JZKY-4U9X 2700 61 ... 97 Q65110A9535 LCW W5AM-KXKY-4O9Q 3500 71 ... 97 Q65110A8837 |