| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HT46C46 Fiches technique(PDF) 67 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT46C46 Fiches technique(HTML) 67 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
67 / 77 page ![]() 24-pin SSOP (150mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 228 ¾ 244 B 150 ¾ 157 C8 ¾ 12 C ¢ 335 ¾ 346 D54 ¾ 60 E ¾ 25 ¾ F4 ¾ 10 G22 ¾ 28 H7 ¾ 10 a 0 °¾ 8 ° HT46R46/C46/R47/C47/R48A/C48A/R49 Rev. 1.30 67 June 5, 2008 2 4 1 1 3 1 2 A B C D E F C ' G H a |