| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
RBO40-40T Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RBO40-40T Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 15 page ![]() - Input (1) : Pin 1 to 5 - Output (3) : Pin 6 to 10 - Gnd (2) : Connected to base Tab Marking : Logo, date code, RBO40-40M PINOUT configuration in PowerSO-10 : TOP VIEW Pin 6 Pin 1 Input (1) Gnd (2) T1 D1 Tab T2 Output (3) - Input (1) : Pin 1 - Output (3) : Pin 3 - Gnd (2) : Connected to base Tab Marking : Logo, date code, RBO40-40G PINOUT configuration in D 2PAK : D1 T1 T2 TAB D1 T1 T2 (TAB) - Input (1) : Pin 1 - Output (3) : Pin 3 - GND (2) : Connected to base Tab Marking : Logo, date code, RBO40-40T PINOUT configuration in TO220AB : ® RBO40-40G / RBO40-40M / RBO40-40T 5/15 |