| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
APS0229 Fiches technique(PDF) 2 Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
APS0229 Fiches technique(HTML) 2 Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd |
|
2 / 5 page ![]() 深圳市奥普尚科技有限公司 ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd http://www.aupsun.com http://www.aupsun.cn 销售部 1:TEL:15602449960,QQ:2881651177 销售部 2:TEL:13043408198,QQ:2881651176 投诉与建议 :13480721600 http://www.aupsun.com 2 / 5 一、概述 APS0229 是一款苹果 Apple Lightning 母座通讯协议解码芯片 IC,采用 SOT23-6L 封装,可完美支持 Apple Lightning 母座接口的数据传输和充电输入。 二、特点 1、集成度高,电路简单,极少的外围元器件。 2、稳定性高,兼容性强。 三、应用范围 1、苹果 AirPods TWS 蓝牙耳机充电仓 Lightning 母座输入。 2、苹果 Lightning 母座输入充电移动电源、移动电源背夹。 3、苹果 Lightning 母座输入无线充。 四、苹果设备、 iOS 系统、配件支持 1、支持苹果 USB-A Lightning 数据线。 2、支持苹果 USB-C(Type-C) TO Lightning 数据线。 3、支持苹果 iOS 系统所有版本。 五、封装及引脚定义描述 1、封装及引脚定义 APS0229 SOT23-6L 2、引脚定义描述 APS0229 引脚定义 功能描述 1 Data1 苹果 Lightning 通讯协议握手信号 1。 2 GND 芯片地。 3 PMOS P-MOSFET 控制输出端。如果不使用请悬空。 4 NC 空脚,芯片内部无连接。 5 VDD 芯片供电正电源。 6 Data2 苹果 Lightning 通讯协议握手信号 2。 六、电气参数 1、芯片极限物理特性 参数 符号 值 单位 输入电压范围 VDD -0.3~6 V 工作环境温度范围 TA -20~85 ℃ 存储温度范围 Tstg -65~150 ℃ 人体模型(HBM) ESD 4 KV 2、推荐工作条件 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VDD 1.8 5 5.5 V 工作环境温度 TA -20 ─ 80 ℃ |