| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CW1244ALAS Fiches technique(PDF) 5 Page - CellWise Microelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CW1244ALAS Fiches technique(HTML) 5 Page - CellWise Microelectronics |
|
5 / 17 page ![]() CW1244 © 2019-2020 Cellwise Microelectronics 5 绝对最大额定值 注意:绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。如果超过此额定值,有可能造成产品 损伤。 ESD 等级 参数值 单位 V(ESD)等级 静电放电 HBM 模式 ±4000 V CDM 模式 ±1000 V 额定工作电压 描述 项目 最小值 典型值 最大值 单位 VDD 输入电压 VDD 4 18 V VCx 输入电压 VC4-VC3, VC3-VC2, VC2-VC1, VC1-VC0 0 5 V 引脚输入电压 VCIT,VRCOT,VRDOT,VRUT 0 5 V 范围 单位 最小值 最大值 引脚输入电压 VDD,VM,SEL,CS VSS-0.3 VSS+40 V 引脚输入电压 RCOT,RDOT,RUT,CIT VSS-0.3 VSS+6 V 引脚输入电压 VC0,VC1,VC2,VC3,VC4,CO,DO VSS-0.3 VDD+0.3 V 工作温度 TA -40 85 °C 存储温度 TJ -40 125 °C |