Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LA-W5AM Fiches technique(PDF) 2 Page - ams-OSRAM AG

No de pièce LA-W5AM
Description  Golden DRAGON® Plus
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Site Internet  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

LA-W5AM Fiches technique(HTML) 2 Page - ams-OSRAM AG

  LA-W5AM Datasheet HTML 1Page - ams-OSRAM AG LA-W5AM Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG LA-W5AM Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG LA-W5AM Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG LA-W5AM Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG LA-W5AM Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG LA-W5AM Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG LA-W5AM Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG LA-W5AM Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2015-12-16
2
Version 1.2
LA W5AM
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 23
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 23
Bestellnummer
I
F = 400 mA
ΦV
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LA W5AM-JZKY-24 means that
only one group JZ, KX, KY will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LA W5AM-JZKY-24 means that only one wavelength group 2,3,4 will be shippable. LA W5AM-JZKY-24 means
that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LA W5AM-JZKY-24 bedeutet, dass
in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen JZ, KX, KY enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LA W5AM-JZKY-24 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 2,3,4 enthalten ist (siehe Seite 5). LA W5AM-JZKY-24 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten
Grenzen geliefert wird.
[lm]
LA W5AM-JZKY-24
61 ... 97
Q65111A1331
LA W5AM-JYKY-24
52 ... 97
Q65111A0329



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23